| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST52T400F3B6 Arkusz danych(PDF) 89 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST52T400F3B6 Arkusz danych(HTML) 89 Page - STMicroelectronics |
|
89 / 94 page ![]() ST52T400/T440/E440/T441 89/94 Table 11.21 DIP20 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM mm inch. MIN TYP. MAX MIN TYP. MAX a1 0.508 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.45 0.018 b1 0.25 0.010 D 25.4 1.000 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 22.86 0.900 F 7.1 0.279 I 3.93 0.155 L 3.3 0.130 Z 1.34 0.053 |