| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STA002 Arkusz danych(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA002 Arkusz danych(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 43 page ![]() I/O CELL DESCRIPTION (Continued) 7) Analog Pad Buffer / Pins number 5, 6 A D98AU924 Z OUTPUT PIN CAPACITANCE A 4pF 8) M_CKL Input Stage / Pin number 9 A D98AU925 Z VREF OUTPUT PIN TOTAL CAPACITANCE A 4pF A D98AU926 Z RXI NRXI COMPARATOR 1 RXI NRXI COMPARATOR 2 RXI NRXI COMPARATOR 7 BZ 9) RXI/NRXI Input Stage / Pins number 5, 6 STA002 40/43 |