| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STB5NA50 Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STB5NA50 Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 10 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.3 4.6 0.169 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 B 0.7 0.93 0.027 0.036 B2 1.25 1.4 0.049 0.055 C 0.45 0.6 0.017 0.023 C2 1.21 1.36 0.047 0.053 D 9 9.35 0.354 0.368 E 10 10.28 0.393 0.404 G 4.88 5.28 0.192 0.208 L 15 15.85 0.590 0.624 L2 1.27 1.37 0.050 0.054 L3 1.4 1.75 0.055 0.068 L2 L3 L B2 B G E A C2 D C A1 TO-263 (D2PAK) MECHANICAL DATA STB5NA50 9/10 |