Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAT48 Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Numer części BAT48
Szczegółowy opis  Small signal Schottky diodes
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BAT48 Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  BAT48_06 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BAT48_06 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BAT48_06 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BAT48_06 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BAT48_06 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BAT48_06 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BAT48_06 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BAT48_06 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
BAT48 Series
Package information
5/8
3
Package information
Epoxy meets UL94, V0
Figure 9.
SOD-123 footprint (dimensions in mm)
Table 5.
SOD-123 dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
1.45
0.057
A1
0
0.1
0
0.004
A2
0.85
1.35
0.033
0.053
b
0.55 Typ.
0.022 Typ.
c
0.15 Typ.
0.039 Typ.
D
2.55
2.85
0.1
0.112
E
1.4
1.7
0.055
0.067
G
0.25
0.01
H
3.55
3.95
0.14
0.156
H
b
D
E
A1
A2
A
G
c
4.45
0.65
2.51
0.97
0.97



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8