| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BAT30AFILM Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAT30AFILM Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 12 page ![]() Package information BAT30 Series 8/12 Figure 15. SOT-23 footprint (dimensions in mm) Table 7. SOT-23 dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 0.89 1.4 0.035 0.055 A1 0 0.1 0 0.004 B 0.3 0.51 0.012 0.02 c 0.085 0.18 0.003 0.007 D 2.75 3.04 0.108 0.12 e 0.85 1.05 0.033 0.041 e1 1.7 2.1 0.067 0.083 E 1.2 1.6 0.047 0.063 H 2.1 2.75 0.083 0.108 L 0.6 typ. 0.024 typ. S 0.35 0.65 0.014 0.026 A1 A L H B E D e e1 S c 0.95 0.61 1.26 3.25 0.73 |