| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM2901H Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2901H Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 9 page ![]() LM2901H Electrical characteristics 5/9 Figure 3. Supply current vs. supply voltage Figure 4. Input current vs. supply voltage 0 10 203040 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 T AMB = + 150 °C T AMB = + 125 °C T AMB = + 25 °C T AMB = - 40 °C SUPPLY VOLTAGE (V) 0 10 203040 0 10 20 30 40 50 T AMB = + 150 °C T AMB = + 125 °C T AMB = + 25 °C T AMB = - 40 °C SUPPLY VOLTAGE (V) Figure 5. Output saturation voltage vs. output current (VCC=5V) Figure 6. Output saturation voltage vs. output current (VCC=30V) 1E-5 1E-4 1E-3 0.01 0.1 1E-3 0.01 0.1 1 10 150°C -40°C Curves done for : -40°C, 0°C, 25°C, 70°C, 125°C, 150°C Vol=f(Isink) - Vcc=5V - Vid=-1V - Vicm=Vcc/2 Output sink current (A) 1E-5 1E-4 1E-3 0.01 0.1 1E-3 0.01 0.1 1 10 150°C -40°C Curves done for : -40°C, 0°C, 25°C, 70°C, 125°C, 150°C Vol=f(Isink) - Vcc=30V - Vid=-1V - Vicm=Vcc/2 Output sink current (A) Figure 7. Response time for various input overdrives - positive transition Figure 8. Response time for various input overdrives - negative transition 5V 5.1kW eo e I 6 5 4 3 2 1 0 100 50 0 0.5 1 1.5 2 TIME (ms) Input overdrive : 100mV 20mV 5mV Tamb= +25°C 0 5V 5.1kW eo e I 6 5 4 3 2 1 0 0 -50 -100 0 0.5 1 1.5 2 TIME (ms) Input overdrive : 5mV 20mV 100mV Tamb= +25°C |