| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM358N Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM358N Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 19 page ![]() LM158-LM258-LM358 Package information 13/19 6.1 DIP8 package information Figure 28. DIP8 package mechanical drawing Table 4. DIP8 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A5.33 0.210 A1 0.38 0.015 A2 2.92 3.30 4.95 0.115 0.130 0.195 b 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 b2 1.14 1.52 1.78 0.045 0.060 0.070 c 0.20 0.25 0.36 0.008 0.010 0.014 D 9.02 9.27 10.16 0.355 0.365 0.400 E 7.62 7.87 8.26 0.300 0.310 0.325 E1 6.10 6.35 7.11 0.240 0.250 0.280 e 2.54 0.100 eA 7.62 0.300 eB 10.92 0.430 L 2.92 3.30 3.81 0.115 0.130 0.150 |