Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M41T00SM6F Arkusz danych(PDF) 23 Page - STMicroelectronics

Numer części M41T00SM6F
Szczegółowy opis  Serial access real-time clock
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T00SM6F Arkusz danych(HTML) 23 Page - STMicroelectronics

Back Button M41T00SM6F Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M41T00SM6F Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M41T00SM6F Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M41T00SM6F Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M41T00SM6F Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M41T00SM6F Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M41T00SM6F Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics M41T00SM6F Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M41T00SM6F Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 26 page
background image
M41T00S
Package mechanical information
23/26
Table 12.
SO8 – 8-lead plastic small outline (150 mils body width), package mechanical data
Symb
mm
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A1.75
0.069
A1
0.10
0.25
0.004
0.010
A2
1.25
0.049
B
0.28
0.48
0.011
0.019
C
0.17
0.23
0.007
0.009
D
4.90
4.80
5.00
0.189
0.197
E
6.00
5.80
6.20
0.228
0.244
E1
3.90
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27
0.050
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.40
1.27
0.016
0.050
L1
1.04
0.041
k
0°8°
0°8°
N8
8
ccc
0.10
0.004



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26