| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STUSB02EQR Arkusz danych(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STUSB02EQR Arkusz danych(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 20 page ![]() STUSB02E Package mechanical data 17/20 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.80 0.90 1.00 0.032 0.035 0.039 A1 0.02 0.05 0.001 0.002 A3 0.20 0.008 b 0.18 0.25 0.30 0.007 0.010 0.012 D 3.00 0.118 D2 1.55 1.70 1.80 0.061 0.067 0.071 E 3.00 0.118 E2 1.55 1.70 1.80 0.061 0.067 0.071 e 0.50 0.020 K 0.20 0.008 L 0.30 0.40 0.50 0.012 0.016 0.020 r 0.09 0.006 QFN16 (3mmx3mm) MECHANICAL DATA E A A1 e K E2 b r D2 K L A3 D This drawing is not to scale |