| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST6208LD1/OTP Arkusz danych(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST6208LD1/OTP Arkusz danych(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 104 page ![]() ST6208C/ST6209C/ST6210C/ST6220C 84/104 I/O PORT PIN CHARACTERISTICS (Cont’d) Figure 68. Typical VOH vs VDD 34 56 VDD [V] 2 3 4 5 6 Voh [V] at Iio=-2mA Ta=-40°C Ta=25°C Ta=95°C Ta=125°C 34 56 VDD [V] 1 2 3 4 5 6 Voh [V] at Iio=-5mA Ta=-40°C Ta=25°C Ta=95°C Ta=125°C 1 |