| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM1810MTWX7F Arkusz danych(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM1810MTWX7F Arkusz danych(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 25 page ![]() STM1810/1811/1812/1813/1815/1816/1817/1818 Package mechanical 21/25 Table 10. SOT23-3 – 3-lead small outline transistor package mechanical data Symbol mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 0.89 1.12 0.035 0.044 A1 0.01 0.10 0.001 0.004 A2 0.88 1.02 0.035 0.042 b 0.30 0.50 0.012 0.020 C 0.08 0.20 0.003 0.008 D 2.80 3.04 0.110 0.120 E 2.10 2.64 0.083 0.104 E1 1.20 1.40 0.047 0.055 e 0.89 1.03 0.035 0.041 e1 1.78 2.05 0.070 0.081 L 0.54 0.021 L1 0.40 0.60 0.016 0.024 Q 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° N3 3 |