Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74VHCT74AMTR Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

Numer części 74VHCT74AMTR
Szczegółowy opis  DUAL D-TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74VHCT74AMTR Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button 74VHCT74AMTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74VHCT74AMTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74VHCT74AMTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74VHCT74AMTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74VHCT74AMTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74VHCT74AMTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics 74VHCT74AMTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics 74VHCT74AMTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics 74VHCT74AMTR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
74VHCT74A
9/14
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.1
0.25
0.004
0.010
A2
1.10
1.65
0.043
0.065
B
0.33
0.51
0.013
0.020
C
0.19
0.25
0.007
0.010
D
8.55
8.75
0.337
0.344
E
3.8
4.0
0.150
0.157
e
1.27
0.050
H
5.8
6.2
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.4
1.27
0.016
0.050
k0°
8°
0°
8°
ddd
0.100
0.004
SO-14 MECHANICAL DATA
0016019D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14