| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74VHCT240A Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74VHCT240A Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 12 page ![]() 74VHCT240A 7/12 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.35 2.65 0.093 0.104 A1 0.1 0.30 0.004 0.012 B 0.33 0.51 0.013 0.020 C 0.23 0.32 0.009 0.013 D 12.60 13.00 0.496 0.512 E 7.4 7.6 0.291 0.299 e 1.27 0.050 H 10.00 10.65 0.394 0.419 h 0.25 0.75 0.010 0.030 L 0.4 1.27 0.016 0.050 k0° 8° 0° 8° ddd 0.100 0.004 SO-20 MECHANICAL DATA 0016022D |