Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L78L33C Arkusz danych(PDF) 22 Page - STMicroelectronics

Numer części L78L33C
Szczegółowy opis  Positive voltage regulators
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78L33C Arkusz danych(HTML) 22 Page - STMicroelectronics

Back Button L78L33C Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L78L33C Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L78L33C Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L78L33C Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L78L33C Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L78L33C Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L78L33C Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L78L33C Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L78L33C Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 29 page
background image
Package mechanical data
L78LxxAB - L78LxxAC - L78LxxC
22/29
Dim.
mm.
mils.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
1.4
1.6
55.1
63.0
B
0.44
0.56
17.3
22.0
B1
0.36
0.48
14.2
18.9
C0.35
0.44
13.8
17.3
C1
0.35
0.44
13.8
17.3
D
4.4
4.6
173.2
181.1
D1
1.62
1.83
63.8
72.0
E2.29
2.6
90.2
102.4
e
1.42
1.57
55.9
61.8
e1
2.92
3.07
115.0
120.9
H
3.94
4.25
155.1
167.3
L0.89
1.2
35.0
47.2
SOT-89 mechanical data
P025H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29