| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L6713ATR Arkusz danych(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6713ATR Arkusz danych(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 64 page ![]() L6713A VID Tables 17/64 1 7 1.46875 5 7 1.06875 9 7 0.66875 D 7 0.26875 1 8 1.46250 5 8 1.06250 9 8 0.66250 D 8 0.26250 1 9 1.45625 5 9 1.05625 9 9 0.65625 D 9 0.25625 1 A 1.45000 5 A 1.05000 9 A 0.65000 D A 0.25000 1 B 1.44375 5 B 1.04375 9 B 0.64375 D B 0.24375 1 C 1.43750 5 C 1.03750 9 C 0.63750 D C 0.23750 1 D 1.43125 5 D 1.03125 9 D 0.63125 D D 0.23125 1 E 1.42500 5 E 1.02500 9 E 0.62500 D E 0.22500 1 F 1.41875 5 F 1.01875 9 F 0.61875 D F 0.21875 2 0 1.41250 6 0 1.01250 A 0 0.61250 E 0 0.21250 2 1 1.40625 6 1 1.00625 A 1 0.60625 E 1 0.20625 2 2 1.40000 6 2 1.00000 A 2 0.60000 E 2 0.20000 2 3 1.39375 6 3 0.99375 A 3 0.59375 E 3 0.19375 2 4 1.38750 6 4 0.98750 A 4 0.58750 E 4 0.18750 2 5 1.38125 6 5 0.98125 A 5 0.58125 E 5 0.18125 2 6 1.37500 6 6 0.97500 A 6 0.57500 E 6 0.17500 2 7 1.36875 6 7 0.96875 A 7 0.56875 E 7 0.16875 2 8 1.36250 6 8 0.96250 A 8 0.56250 E 8 0.16250 2 9 1.35625 6 9 0.95625 A 9 0.55625 E 9 0.15625 2 A 1.35000 6 A 0.95000 A A 0.55000 E A 0.15000 2 B 1.34375 6 B 0.94375 A B 0.54375 E B 0.14375 2 C 1.33750 6 C 0.93750 A C 0.53750 E C 0.13750 2 D 1.33125 6 D 0.93125 A D 0.53125 E D 0.13125 2 E 1.32500 6 E 0.92500 A E 0.52500 E E 0.12500 2 F 1.31875 6 F 0.91875 A F 0.51875 E F 0.11875 3 0 1.31250 7 0 0.91250 B 0 0.51250 F 0 0.11250 3 1 1.30625 7 1 0.90625 B 1 0.50625 F 1 0.10625 3 2 1.30000 7 2 0.90000 B 2 0.50000 F 2 0.10000 3 3 1.29375 7 3 0.89375 B 3 0.49375 F 3 0.09375 3 4 1.28750 7 4 0.88750 B 4 0.48750 F 4 0.08750 3 5 1.28125 7 5 0.88125 B 5 0.48125 F 5 0.08125 3 6 1.27500 7 6 0.87500 B 6 0.47500 F 6 0.07500 3 7 1.26875 7 7 0.86875 B 7 0.46875 F 7 0.06875 Table 7. Voltage identification (VID) for Intel VR11 mode (See Note) (continued) HEX code Output voltage (1) HEX code Output voltage (1) HEX code Output voltage (1) HEX code Output voltage (1) |