Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L78L08ABUTR Arkusz danych(PDF) 26 Page - STMicroelectronics

Numer części L78L08ABUTR
Szczegółowy opis  Positive voltage regulators
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78L08ABUTR Arkusz danych(HTML) 26 Page - STMicroelectronics

Back Button L78L08ABUTR Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L78L08ABUTR Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L78L08ABUTR Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L78L08ABUTR Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L78L08ABUTR Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L78L08ABUTR Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L78L08ABUTR Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L78L08ABUTR Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L78L08ABUTR Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 29 page
background image
Package mechanical data
L78LxxAB - L78LxxAC - L78LxxC
26/29
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A1
4.80
0.189
T
3.80
0.150
T1
1.60
0.063
T2
2.30
0.091
d0.48
0.019
P0
12.5
12.9
0.492
0.508
P2
5.65
7.05
0.222
0.278
F1, F2
2.44
2.54
2.94
0.096
0.100
0.116
delta H
±2
0.079
W
17.5
18.00
19.0
0.689
0.709
0.748
W0
5.7
6.3
0.224
0.248
W1
8.5
9.25
0.3350.364
W2
0.50
0.20
H18.50
18.70
0.728
0.726
H0
15.50
16.50
0.610
0.650
H1
25.00
0.984
D0
3.8
4.2
0.150
0.165
t0.900.035
L1
3
0.118
delta P±1
0.039
u
50
1.968
Φ1
360
14.173
Φ2
301.181
Tape & reel for TO-92 mechanical data
W
W1
W0
W2
A1
d
D0
H1
H
H0
L
l1
F1 F2
P2
P0
delta P
delta H
T2
T1
T
t
DRAWING NOT IN SCALE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29