| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
VN16B Arkusz danych(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN16B Arkusz danych(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 14 page ![]() VN16B 12/14 Table 12. PENTAWATT (in-line) Mechanical Data Figure 14. PENTAWATT (in-line) Package Dimensions Note: Drawing is not to scale. Symbol millimeters Min Typ Max A 4.8 C 1.37 D2.4 2.8 D1 1.2 1.35 E0.35 0.55 F 0.8 1.05 F1 1 1.4 G3.2 3.4 3.6 G1 6.6 6.8 7 H2 10.4 H3 10.05 10.4 L2 23.05 23.4 23.8 L3 25.3 25.65 26.1 L5 2.6 3 L6 15.1 15.8 L7 6 6.6 Dia. 3.65 3.85 |