| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STA308A Arkusz danych(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA308A Arkusz danych(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 63 page ![]() STA308A Registers 33/63 7.2.16 Channel 5 volume (0x0F) 7.2.17 Channel 6 volume (0x10) 7.2.18 Channel 7 volume (0x11) 7.2.19 Channel 8 volume (0x12) 7.2.20 Channel 1 volume trim, mute, bypass (0x13) 7.2.21 Channel 2 volume trim, mute, bypass (0x14) 7.2.22 Channel 3 volume trim, mute, bypass (0x15) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C5V7 C5V6 C5V5 C5V4 C5V3 C5V2 C5V1 C5V0 01 10 00 00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C6V7 C6V6 C6V5 C6V4 C6V3 C6V2 C6V1 C6V0 01 10 00 00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C7V7 C7V6 C7V5 C7V4 C7V3 C7V2 C7V1 C7V0 01 10 00 00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C8V7 C8V6 C8V5 C8V4 C8V3 C8V2 C8V1 C8V0 01 10 00 00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C1M C1VBP C1VT4 C1VT3 C1VT2 C1VT1 C1VT0 00 01 00 00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C2M C2VBP C2VT4 C2VT3 C2VT2 C2VT1 C2VT0 00 01 00 00 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C3M C3VBP C3VT4 C3VT3 C3VT2 C3VT1 C3VT0 00 01 00 00 |