Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STP4NK50ZFP Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

Numer części STP4NK50ZFP
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 500V - 2.4ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH™ Power MOSFET
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP4NK50ZFP Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STP4NK50ZFP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP4NK50ZFP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP4NK50ZFP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP4NK50ZFP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP4NK50ZFP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP4NK50ZFP Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP4NK50ZFP Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP4NK50ZFP Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP4NK50ZFP Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
9/13
STP4NK50Z - STP4NK50ZFP - STD4NK50Z - STD4NK50Z-1
L2
L6
¯
L3
12 3
L7
L4
L5
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.7
0.017
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.5
0.045
0.067
F2
1.15
1.5
0.045
0.067
G
4.95
5.2
0.195
0.204
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16
0.630
L3
28.6
30.6
1.126
1.204
L4
9.8
10.6
.0385
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.141
L6
15.9
16.4
0.626
0.645
L7
9
9.3
0.354
0.366
Ø
3
3.2
0.118
0.126
TO-220FP MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13