| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STPCC01 Arkusz danych(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPCC01 Arkusz danych(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 51 page ![]() PIN DESCRIPTION 23/51 Issue 1.2 D18 VDD5 A22 VDD B14 VDD C9 VDD D6 VDD D11 VDD D16 VDD D21 VDD F4 VDD F23 VDD G1 VDD K23 VDD L4 VDD L23 VDD P2 VDD T4 VDD T23 VDD T26 VDD W4 VDD AA4 VDD AA23 VDD AB1 VDD AB23 VDD AC6 VDD AC11 VDD AC16 VDD AC21 VDD AE12 VSSA_TV AE7 VSS_DAC1 AF7 VSS_DAC2 E25 VSS_DLL E26 VSS_DLL A1:2 VSS A26 VSS B2 VSS B25:26 VSS C3 VSS C24 VSS D4 VSS D9 VSS D14 VSS D19 VSS D23 VSS H4 VSS J23 VSS L11:16 VSS M11:16 VSS N4 VSS Pin # Pin name N11:16 VSS P11:16 VSS P23 VSS R11:16 VSS T11:16 VSS V4 VSS W23 VSS AC4 VSS AC8 VSS AC13 VSS AC18 VSS AC23 VSS AD3 VSS AD24 VSS AE1:2 VSS AE16 VSS AE25 VSS AF1 VSS AF25 VSS AF26 VSS C26 RESERVED D24 RESERVED B24 RESERVED A25 RESERVED Pin # Pin name |