Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L294 Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Numer części L294
Szczegółowy opis  SWITCH-MODE SOLENOID DRIVER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L294 Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  L294 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L294 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L294 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L294 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L294 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L294 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L294 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L294 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Multiwatt11 V
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
D
1
0.039
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.88
0.95
0.035
0.037
G
1.45
1.7
1.95
0.057
0.067
0.077
G1
16.75
17
17.25
0.659
0.669
0.679
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
21.9
22.2
22.5
0.862
0.874
0.886
L1
21.7
22.1
22.5
0.854
0.87
0.886
L2
17.4
18.1
0.685
0.713
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
M
4.25
4.55
4.85
0.167
0.179
0.191
M1
4.73
5.08
5.43
0.186
0.200
0.214
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
7/8
L294



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8