| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M95256CS3P Arkusz danych(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M95256CS3P Arkusz danych(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 44 page ![]() M95256, M95256-W, M95256-R Part numbering 41/44 Table 25. Available M95256x products (package, voltage range, temperature grade) Package M95256 (4.5 V to 5.5 V) M95256-W (2.5 V to 5.5 V) M95256-R (1.8 V to 5.5 V) SO8N (MN) Range 3 Range 6, Range 3 Range 6 SO8W (MW) - Range 6 - TSSOP (DW) - Range 6, Range 3 Range 6 WLCSP - - Range 6 |