| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L79L08C Arkusz danych(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L79L08C Arkusz danych(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 22 page ![]() Package mechanical data L79LxxAB - L79LxxAC - L79LxxC 14/22 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A1.35 1.75 0.053 0.069 A1 0.10 0.25 0.04 0.010 A2 1.10 1.65 0.043 0.065 B0.33 0.51 0.013 0.020 C0.19 0.25 0.007 0.010 D4.80 5.00 0.189 0.197 E 3.80 4.00 0.150 0.157 e 1.27 0.050 H5.80 6.20 0.228 0.244 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L 0.40 1.27 0.016 0.050 k 8° (max.) ddd 0.1 0.04 SO-8 mechanical data 0016023/C |