| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BU508AF_0708 Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BU508AF_0708 Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 11 page ![]() BU508AF Package mechanical data 9/11 Dim. mm. Min. Typ Max. A5.305.70 C2.80 3.20 D 3.10 3.50 D1 1.802.20 E0.801.10 F0.65 0.95 F2 1.802.20 G10.30 11.50 G1 5.45 H15.30 15.70 L 9 10.20 L2 22.8023.20 L3 26.30 26.70 L4 43.20 44.40 L5 4.304.70 L6 24.30 24.70 L7 14.60 15 N1.802.20 R 3.804.20 Dia3.40 3.80 ISOWATT218FX mechanical data 7627132 B |