| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STPS640CB Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS640CB Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 6 page ![]() 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0.1 1.0 10.0 IFM(A) Tj=125 °C Typical values Tj=150 °C VFM(V) Fig. 7: Forward voltagedrop versus forwardcurrent (maximum values, per diode). 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 S(Cu) (cm ) Rth(j-a) ( °C/W) Fig. 8: Thermal resistance junction to ambient versus copper surface under tab (Epoxy printed circuit board FR4, copper thickness: 35 µm). PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220AB A C D L7 Dia L5 L6 L9 L4 F H2 G G1 L2 F2 F1 E M REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.066 F2 1.14 1.70 0.044 0.066 G 4.95 5.15 0.194 0.202 G1 2.40 2.70 0.094 0.106 H2 10 10.40 0.393 0.409 L2 16.4 typ. 0.645 typ. L4 13 14 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.20 6.60 0.244 0.259 L9 3.50 3.93 0.137 0.154 M 2.6 typ. 0.102 typ. Diam. 3.75 3.85 0.147 0.151 STPS640CT/CF/CB 4/6 |