| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HD74LS132 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD74LS132 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp |
|
2 / 7 page ![]() HD74LS132 Rev.3.00, Jul.13.2005, page 2 of 6 Circuit Schematic (1/4) A 20k VCC GND Y Output Input 75 Ω B Absolute Maximum Ratings Item Symbol Ratings Unit Supply voltage VCC 7 V Input voltage VIN 7 V Power dissipation PT 400 mW Storage temperature Tstg –65 to +150 °C Recommended Operating Conditions Item Symbol Min Typ Max Unit Supply voltage VCC 4.75 5.00 5.25 V IOH — — –400 µA Output current IOL — — 8 mA Operating temperature Topr –20 25 75 °C |