| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STU6NA90 Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STU6NA90 Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 5 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.3 4.6 0.169 0.181 A1 2.2 2.4 0.087 0.094 A2 2.9 3.1 0.114 0.122 b 0.7 0.93 0.027 0.036 b1 1.25 1.4 0.049 0.055 b2 1.2 1.38 0.047 0.054 c 0.45 0.6 0.18 0.023 D 15.9 16.3 0.626 0.641 D1 9 9.35 0.354 0.368 D2 0.8 1.2 0.031 0.047 D3 2.8 3.2 0.110 0.126 e 2.44 2.64 0.096 0.104 E 10.05 10.35 0.396 0.407 L 13.2 13.6 0.520 0.535 L1 3 3.4 0.118 0.133 D3 D1 D2 D E L L1 P011R Max220 MECHANICAL DATA STU6NA90 4/5 |