| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STV2118B Arkusz danych(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV2118B Arkusz danych(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 25 page ![]() INPUT/OUTPUT PIN CONFIGURATION (continued) 23 GND2 V CC 1 V CC 2 Figure 19 : Pin 23 - CHR/SVHS 30 V CC1 GND1 P ins 2 4-25-26 Figure 20 : Pins 24, 25, 26 - CG, CR, CB P ins 27-28-29 GND1 V CC1 Figure 21 : Pins 27, 28, 29 - BO, GO, RO 30 V CC1 GND1 Figure 22 : Pin 30 - ICAT 31 GND1 V CC1 V CC1 Figure 23 : Pin 31 - BCL 32 V CC2 GND2 Figure 24 : Pin 32 - SXTL STV2118B 19/25 |