| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STV7617 Arkusz danych(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV7617 Arkusz danych(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 17 page ![]() STV7617, STV7617D, STV7617U 15/17 PACKAGE MECHANICAL DATA (SLUG-UP) 100 PINS - THIN PLASTIC QUAD FLAT PACK (TQFP) 76 100 50 D3 e 26 1 25 75 51 S1 c A1 A2 A D1 D K 0,25 mm .010 inch GAGE PLANE 0,075 mm 0.03 inch SEATING PLANE Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.60 0.063 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 1.35 1.40 1.45 0.053 0.055 0.057 B 0.17 0.22 0.27 0.007 0.009 0.011 C 0.09 0.20 0.004 0.008 D 16.00 0.630 D1 14.00 0.551 D3 12.00 0.472 e 0.50 0.20 E 16.00 0.630 E1 14.00 0.551 E3 12.00 0.472 L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1.00 0.039 K0 ° (Min.), 7° (Max.) Slug Dimension For L/Frame Pad Size 10.00 x 10.00 mm H 9.85 0.388 S 8.80 0.346 S1 8.80 0.346 3 |