| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STW7NA80 Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STW7NA80 Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 10 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5.35 5.65 0.210 0.222 C 3.3 3.8 0.130 0.149 D 2.9 3.1 0.114 0.122 D1 1.88 2.08 0.074 0.081 E 0.75 1 0.029 0.039 F 1.05 1.25 0.041 0.049 G 10.8 11.2 0.425 0.441 H 15.8 16.2 0.622 0.637 L1 20.8 21.2 0.818 0.834 L2 19.1 19.9 0.752 0.783 L3 22.8 23.6 0.897 0.929 L4 40.5 42.5 1.594 1.673 L5 4.85 5.25 0.190 0.206 L6 20.25 20.75 0.797 0.817 M 3.5 3.7 0.137 0.145 N 2.1 2.3 0.082 0.090 U 4.6 0.181 L1 M L6 12 3 L5 L4 N L3 L2 P025C ISOWATT218 MECHANICAL DATA STW7NA80-STH7NA80FI 9/10 |