| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
H8SX/1663R Arkusz danych(PDF) 63 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8SX/1663R Arkusz danych(HTML) 63 Page - Renesas Technology Corp |
|
63 / 1504 page ![]() Section 1 Overview Rev. 2.00 Sep. 24, 2008 Page 31 of 1468 REJ09B0412-0200 Classification Pin Name I/O Description PJ7 to PJ0* Input/ output 8-bit input/output pins. I/O ports PK7 to PK0* Input/ output 8-bit input/output pins. Note: * These pins can be used when the PCJKE bit in PFCRD is set to 1 in single-chip mode. |