Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STB13005 Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

Numer części STB13005
Szczegółowy opis  High voltage fast-switching NPN power transistor
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB13005 Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STB13005 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
STB13005
Package mechanical data
9/11
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.40
2.72
0.094
0.107
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.14
1.70
0.044
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
c2
1.23
1.32
0.048
0.052
D
8.95
9.35
0.352
0.368
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
E
10
10.40
0.393
0.410
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
TO-262 (I2PAK) MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11