| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
VNQ830M Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VNQ830M Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 21 page ![]() 13/21 VNQ830M Input Hysteresis Voltage Input Low Level On State Resistance Vs Tcase On State Resistance Vs VCC Input High Level Openload On State Detection Threshold -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (°C) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Ron (mOhm) Iout=2A Vcc=8V; 13V & 36V 5 101520 2530 3540 Vcc (V) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Ron (mOhm) Iout=5A Tc= - 40°C Tc=25°C Tc=150°C -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (°C) 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 Iol (mA) Vcc=13V Vin=5V -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (°C) 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 Vih (V) -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (°C) 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 Vil (V) -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (°C) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Vhyst (V) |