| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TDA7326 Arkusz danych(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7326 Arkusz danych(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 16 page ![]() SO16 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.65 0.104 a1 0.1 0.2 0.004 0.012 a2 2.45 0.096 b 0.35 0.49 0.014 0.019 b1 0.23 0.32 0.009 0.013 C 0.5 0.020 c1 45 ° (typ.) D 10.1 10.5 0.398 0.413 E 10.0 10.65 0.394 0.419 e 1.27 0.050 e3 8.89 0.350 F 7.4 7.6 0.291 0.299 L 0.5 1.27 0.020 0.050 M 0.75 0.030 S8 ° (max.) TDA7326 15/16 |