| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TDA7434 Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7434 Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 10 page ![]() IN1_L SUPPLY VS GND VOL BASS TREBLE D95AU362A S BUS DECODER + LATCHES SPKR ATT SPKR ATT VOL BASS TREBLE SPKR ATT SPKR ATT SCL SDA RIGHT FRONT RIGHT REAR LEFT REAR LEFT FRONT IN1_R MUX MUX MONO/ MUTE IN2_L IN2_R 12 11 13 6 2 4 1 5 20 24 10 9 14 19 17 21 22 18 16 23 BIN_L BOUT_L TRL BIN_R BOUT_R TRR CREF 100nF 100nF 4.7K 2.7nF 100nF 100nF 2.7nF 4.7K LOUD_L 7 8 LOUD_R 100nF V S 9V 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 68nF 10 µF 68nF APPLICATION CIRCUIT TDA7434 3/10 |