| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MBRF1545CT Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MBRF1545CT Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix |
|
4 / 5 page ![]() MBR(F,B)1535CT thru MBR(F,B)1560CT Vishay General Semiconductor www.vishay.com For technical questions within your region, please contact one of the following: PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com Document Number: 88670 Revision: 08-Nov-07 4 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters) TO-220AB 0.113 (2.87) 0.103 (2.62) 0.370 (9.40) 0.360 (9.14) 0.415 (10.54) MAX. 0.635 (16.13) 0.625 (15.87) PIN 0.160 (4.06) 0.140 (3.56) 0.057 (1.45) 0.045 (1.14) 0.105 (2.67) 0.095 (2.41) 0.104 (2.65) 0.096 (2.45) 0.205 (5.20) 0.195 (4.95) 0.035 (0.90) 0.028 (0.70) 0.154 (3.91) 0.148 (3.74) 1 3 2 0.185 (4.70) 0.175 (4.44) 0.055 (1.39) 0.045 (1.14) 0.145 (3.68) 0.135 (3.43) 0.350 (8.89) 0.330 (8.38) 1.148 (29.16) 1.118 (28.40) 0.560 (14.22) 0.530 (13.46) 0.022 (0.56) 0.014 (0.36) 0.110 (2.79) 0.100 (2.54) 0.603 (15.32) 0.573 (14.55) ITO-220AB 0.076 (1.93) REF. 45° REF. PIN 3 2 1 0.404 (10.26) 0.384 (9.75) 0.076 (1.93) REF. 0.600 (15.24) 0.580 (14.73) 0.560 (14.22) 0.530 (13.46) 0.057 (1.45) 0.045 (1.14) 0.057 (1.45) 0.045 (1.14) 0.191 (4.85) 0.171 (4.35) 0.671 (17.04) 0.651 (16.54) 0.035 (0.89) 0.025 (0.64) 0.205 (5.21) 0.195 (4.95) 0.025 (0.64) 0.015 (0.38) 0.105 (2.67) 0.095 (2.41) 0.028 (0.71) 0.020 (0.51) 0.110 (2.79) 0.100 (2.54) 7° REF. 0.135 (3.43) DIA. 0.122 (3.08) DIA. 0.110 (2.79) 0.100 (2.54) 0.190 (4.83) 0.170 (4.32) 7° REF. 7° REF. 0.140 (3.56) DIA. 0.125 (3.17) DIA. 0.350 (8.89) 0.330 (8.38) TO-263AB Mounting Pad Layout 0.670 (17.02) 0.591 (15.00) 0.105 (2.67) 0.095 (2.41) 0.08 (2.032) MIN. 0.15 (3.81) MIN. 0.33 (8.38) MIN. 0.42 (10.66) MIN. 12 K K 0.140 (3.56) 0.110 (2.79) 0.021 (0.53) 0.014 (0.36) 0.110 (2.79) 0.090 (2.29) 0 to 0.01 (0 to 0.254) 0.055 (1.40) 0.047 (1.19) 0.055 (1.40) 0.045 (1.14) 0.190 (4.83) 0.160 (4.06) 0.205 (5.20) 0.195 (4.95) 0.624 (15.85) 0.591 (15.00) 0.037 (0.940) 0.027 (0.686) 0.105 (2.67) 0.095 (2.41) 0.360 (9.14) 0.320 (8.13) 0.411 (10.45) 0.380 (9.65) 0.245 (6.22) MIN. |