| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TSA1201 Arkusz danych(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSA1201 Arkusz danych(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 20 page ![]() TSA1201 11/20 Linearity vs. Fin Fs=50MHz; Icca=45mA Linearity vs.Temperature Fs=49.7MSPS; Icca=45mA; Fin=15MHz Distortion vs. Fin Fs=50MHz; Icca=45mA Distortion vs. Temperature Fs=49.7MSPS; Icca=45mA; Fin=15MHz Single-tone 16K FFT at 50Msps Fin=94.5MHz; Icca=45mA, Vin@-0.5dBFS 50 55 60 65 70 75 80 020 40 60 80 Fin (MHz) 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 ENOB SNR SINAD 55 57 59 61 63 65 67 69 -40 10 60 110 Temperature (°C) 9.5 10 10.5 11 11.5 12 SINAD ENOB SNR -90 -85 -80 -75 -70 -65 -60 0 2040 6080 Fin (MHz) THD SFDR 50 55 60 65 70 75 80 85 90 -40 10 60 110 Temperature (°C) SFDR THD 20 -140 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 15 10 5 0 Frequency (MHz) |