Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VN410 Arkusz danych(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

Numer części VN410
Szczegółowy opis  SMART DIRECTION INDICATOR 2 CHANNEL DRIVERS
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN410 Arkusz danych(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button VN410 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VN410 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VN410 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VN410 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VN410 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VN410 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VN410 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics VN410 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics VN410 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.66
0.75
0.026
0.030
G
1.14
1.27
1.4
0.045
0.050
0.055
G1
17.57
17.78
17.91
0.692
0.700
0.705
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
26.55
27.05
1.045
1.065
L1(*)
25.35
25.8
0.998
1.016
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
0016037
MULTIWATT-15 (In-Line) MECHANICAL DATA
VN410
10/11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11