Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VN750S Arkusz danych(PDF) 14 Page - STMicroelectronics

Numer części VN750S
Szczegółowy opis  HIGH SIDE DRIVER
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN750S Arkusz danych(HTML) 14 Page - STMicroelectronics

Back Button VN750S Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics VN750S Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 15 page
background image
14/15
VN750 / VN750S / VN750-B5
1
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.30
4.80
A2
0.03
0.23
C
1.17
1.37
D
2.40
2.80
D1
8.95
9.35
E
0.35
0.55
F
0.80
1.05
G
3.20
3.60
G1
6.60
7.00
H2
10.40
L
13.59
14.39
L2
1.27
1.40
L3
1.30
1.70
R
0.30
V2
0d
8d
P2PAK MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15