Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

9202 Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Numer części 9202
Szczegółowy opis  Flash Programmable System Devices with 8032 Microcontroller Core
PDF  175 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

9202 Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  9202 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 9202 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 9202 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 9202 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 9202 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 9202 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 9202 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 9202 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 9202 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 175 page
background image
5/175
UPSD3254A, UPSD3254BV, UPSD3253B, UPSD3253BV
TIMER/COUNTERS (TIMER 0, TIMER 1 AND TIMER 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Timer 0 and Timer 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Control Register (TCON) (Table 36.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Description of the TCON Bits (Table 37.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
TMOD Register (TMOD) (Table 38.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Description of the TMOD Bits (Table 39.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Timer/Counter Mode 0: 13-bit Counter (Figure 22.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Timer/Counter Mode 2: 8-bit Auto-reload (Figure 23.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Timer/Counter Mode 3: Two 8-bit Counters (Figure 24.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Timer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Timer/Counter 2 Control Register (T2CON) (Table 40.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Description of the T2CON Bits (Table 41.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Timer/Counter2 Operating Modes (Table 42.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Timer 2 in Capture Mode (Figure 25.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Timer 2 in Auto-Reload Mode (Figure 26.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
STANDARD SERIAL INTERFACE (UART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Multiprocessor Communications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Serial Port Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Serial Port Control Register (SCON) (Table 43.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Description of the SCON Bits (Table 44.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Timer 1-Generated Commonly Used Baud Rates (Table 45.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Serial Port Mode 0, Block Diagram (Figure 27.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Serial Port Mode 0, Waveforms (Figure 28.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Serial Port Mode 1, Block Diagram (Figure 29.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Serial Port Mode 1, Waveforms (Figure 30.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Serial Port Mode 2, Block Diagram (Figure 31.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Serial Port Mode 2, Waveforms (Figure 32.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Serial Port Mode 3, Block Diagram (Figure 33.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Serial Port Mode 3, Waveforms (Figure 34.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTOR (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ADC Interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
A/D Block Diagram (Figure 35.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ADC SFR Memory Map (Table 46.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Description of the ACON Bits (Table 47.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
ADC Clock Input (Table 48.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
PULSE WIDTH MODULATION (PWM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4-channel PWM Unit (PWM 0-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Four-Channel 8-bit PWM Block Diagram (Figure 36.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
PWM SFR Memory Map (Table 49.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More