| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
XIO2000AI Arkusz danych(PDF) 24 Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XIO2000AI Arkusz danych(HTML) 24 Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS |
|
24 / 159 page ![]() Introduction 14 April 2007 Revised October 2008 SCPS155C Table 2−4. XIO2000A/XIO2000AI Signal Names Sorted Alphabetically SIGNAL NAME GZZ/ZZZ BALL # ZHC BALL # ZHH BALL # SIGNAL NAME GZZ/ZZZ BALL # ZHC BALL # ZHH BALL # AD0 A07 A07 A07 CLKOUT5 A13 C10 B11 AD1 B07 A06 D06 CLKOUT6 B14 C11 A13 AD2 C07 B06 A06 CLKRUN_EN B15 B13 B13 AD3 D07 C06 C06 DEVSEL F01 D01 E02 AD4 A06 A05 B06 EXT_ARB_EN A15 C12 B12 AD5 B06 B05 A05 FRAME G01 E01 F01 AD6 A05 C05 B05 GNT0 A08 C07 C07 AD7 B05 A04 C05 GNT1 A09 C08 C08 AD8 C04 D05 C04 GNT2 A10 A10 B09 AD9 A03 A03 A03 GNT3 C11 B10 C10 AD10 B03 B03 B03 GNT4 C12 A12 D11 AD11 A02 A02 A02 GNT5 A14 A13 C11 AD12 B01 B02 B02 GPIO0 // CLKRUN T05 M04 P03 AD13 C02 B01 B01 GPIO1 // PWR_OVRD U05 P03 P04 AD14 C01 C03 C03 GPIO2 T06 M05 N04 AD15 D02 C02 C02 GPIO3 U06 N04 M04 AD16 H03 F01 F03 GPIO4 // SCL R07 P04 P05 AD17 H02 G03 G02 GPIO5 // SDA T07 N05 N05 AD18 J03 G01 G03 GPIO6 U07 M06 M05 AD19 J02 H01 H01 GPIO7 U08 L06 L06 AD20 K01 H03 H03 GRST N17 L13 L13 AD21 K02 H02 H02 INTA R02 M02 M02 AD22 K03 H04 H04 INTB T01 N01 N01 AD23 L01 J01 J01 INTC U02 N02 N02 AD24 L03 J04 J03 INTD T03 M03 M03 AD25 L04 J03 J04 IRDY G02 E02 E04 AD26 M01 K01 K01 LOCK U04 P02 P02 AD27 M02 K02 K02 M66EN R01 M01 M01 AD28 N01 K04 K03 PAR E02 D03 D02 AD29 N02 K03 L04 PERR F03 C01 D03 AD30 P01 L02 L02 PERST J17 H14 H12 AD31 P02 L01 L01 PME M15 M14 L12 C/BE[0] B04 C04 B04 PRST U03 P01 P01 C/BE[1] D01 E04 C01 REF0_PCIE L16 K14 J14 C/BE[2] H01 F02 F02 REF1_PCIE L17 J13 J13 C/BE[3] L02 J02 J02 REFCLK_SEL A16 D11 A14 CLK P03 L03 L03 REFCLK− C16 B14 C14 CLKOUT0 C08 D07 D07 REFCLK+ C17 C14 C13 CLKOUT1 B09 A08 B08 REQ0 B08 B07 B07 CLKOUT2 B10 A09 A09 REQ1 C09 B08 A08 CLKOUT3 A11 D09 D10 REQ2 C10 B09 C09 CLKOUT4 A12 A11 B10 REQ3 B11 C09 A10 |