Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAS281 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części BAS281
Szczegółowy opis  Schottky Barrier Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BAS281 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  BAS281 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BAS281 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BAS281 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BAS281 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
VISHAY
BAS281 / 282 / 283
Document Number 85500
Rev. 1.6, 03-Mar-04
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
3
Package Dimensions in mm (Inches)
Fig. 3 Forward Current vs. Forward Voltage
0
0.5
1
1.5
2.0
VF - Forward Voltage(V)
15796
Tj =25 °C
Tj = 150 °C
0.1
1
10
100
1000
0.01
Fig. 4 Diode Capacitance vs. Reverse Voltage
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0.1
1
10
100
VR - Reverse Voltage(V)
15797
f=1MHz
96 12071
2.50 (0.098) max
5 (0.197) ref
1.25 (0.049) min
Mounting Pad Layout
Cathode indification
0.47 max. (0.02)
3.5 ± 0.2 (0.14 ± 0.008)
Glass case
Quadro Melf / SOD 80
JEDEC DO 213 AA
technical drawings
according to DIN
specifications
> R 3 (R 0.12)
Glass



Html Pages

1 2 3 4