Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TCED1100 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

Numer części TCED1100
Szczegółowy opis  Optocoupler with Photodarlington Output
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TCED1100 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  TCED1100 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TCED1100 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TCED1100 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TCED1100 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TCED1100 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TCED1100 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TCED1100 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TCED1100 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix TCED1100 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TCED1100(G) up to TCED4100
Vishay Telefunken
Rev. A3, 11–Jan–99
238
Switching Characteristics
Parameter
Test Conditions
Symbol
Typ.
Unit
Rise time
VCC = 2 V, IC = 10 mA, RL = 100 W (see figure 3)
tr
300
ms
Fall time
CC
C
L
(g
)
tf
250
ms
CI w
Channel I
Channel II
50
W
+ VCC
Oscilloscope
RI w
1 M
W
20 pF
IC= 10 mA ;
Adjusted through
input amplitude
IF
RG = 50 W
t1 = 1 ms
0
14779
RL
tp
T +
0.01
IF
Figure 3. Test circuit
tp
t
t
0
0
10%
90%
100%
tr
td
ton
ts
tf
toff
IF
IC
96 11698
tp
pulse dura-
tion
td
delay time
tr
rise time
ton (= td + tr)
turn-on time
ts
storage time
tf
fall time
toff (= ts + tf)
turn-off time
Figure 4. Switching times



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com