| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
2SA684 Arkusz danych(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SA684 Arkusz danych(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH |
|
3 / 3 page ![]() Any changing of specification will not be informed individual 2SA684 PNP Transistor http://www.SeCoSGmbH.com Elektronische Bauelemente Min Max Min Max A 3.700 4.100 0.146 0.161 A1 1.280 1.580 0.050 0.062 b 0.350 0.550 0.014 0.022 b1 0.600 0.800 0.024 0.031 c 0.350 0.450 0.014 0.018 D 4.700 5.100 0.185 0.201 D1 4.000 0.157 E 7.800 8.200 0.307 0.323 e e1 2.440 2.640 0.096 0.104 L 13.800 14.200 0.543 0.559 Φ 1.600 0.063 h 0.000 0.300 0.000 0.012 Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches 1.270 TYP 0.050 TYP 01-Jun-2002 Rev. A Page 3 of 3 |