Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BC548B Arkusz danych(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

Numer części BC548B
Szczegółowy opis  Elektronische Bauelemente
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Strona internetowa  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

BC548B Arkusz danych(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  BC548B Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH BC548B Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH BC548B Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
BC546, B, C
BC547, A, B, C
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
D
b
D1
e
e1
TO-92 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
Symbol
A
A1
b
c
D
D1
E
e
e1
L
Ö
Min
3.300
1.100
0.380
0.360
4.400
3.430
4.300
2.440
14.100
0.000
Max
3.700
1.400
0.550
0.510
4.700
4.700
2.640
14.500
1.600
0.380
Min
0.130
0.043
0.015
0.014
0.173
0.135
0.169
0.096
0.555
0.000
Max
0.146
0.055
0.022
0.020
0.185
0.185
0.104
0.571
0.063
0.015
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
0.050TYP
1.270TYP
φ
BC548, A, B, C
01-Jun-2002 Rev. A
Page 3 of 3



Html Pages

1 2 3