| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
XIO2001 Arkusz danych(PDF) 17 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XIO2001 Arkusz danych(HTML) 17 Page - Texas Instruments |
|
17 / 131 page ![]() XIO2001 PCI Express™ to PCI Bus Translation Bridge www.ti.com SCPS212B – MAY 2009 – REVISED JULY 2009 Table 2-2. ZAJ Terminals Sorted Alphanumerically BALL SIGNAL NAME BALL SIGNAL NAME BALL SIGNAL NAME A01 AD7 D06 No ball G11 VDD_15 A02 AD4 D07 No ball G12 VSSA A03 AD3 D08 No ball G13 TXN A04 REQ0 D09 No ball H01 STOP A05 GNT0 D10 No ball H02 DEVSEL A06 GNT1 D11 CLKREQ H03 IRDY A07 CLKOUT3 D12 VSSA H04 No ball A08 CLKOUT4 D13 RXN H05 VSS A09 REQ4 E01 AD13 H06 VDD_33 A10 CLKOUT5 E02 AD12 H07 VDD_33 A11 PCLK66_SEL E03 AD14 H08 VDD_15 A12 EXT_ARB_EN E04 No ball H09 VSS A13 REFCLK125_SEL E05 VDD_33 H10 No ball B01 AD8 E06 VSS H11 PERST B02 No ball E07 VSS H12 VDDA_15 B03 AD6 E08 VSS H13 TXP B04 AD0 E09 VSS J01 FRAME B05 CLKOUT0 E10 No ball J02 TRDY B06 CLKOUT1 E11 VREG_PD33 J03 PCIR B07 CLKOUT2 E12 VDD_15 J04 No ball B08 GNT2 E13 RXP J05 VSS B09 GNT3 F01 CLK J06 VSS B10 GNT4 F02 AD15 J07 VDD_15 B11 GNT5 F03 C/BE[1] J08 VDD_15 B12 VSSA F04 No ball J09 VSS B13 REFCLK– F05 VSS J10 No ball C01 AD10 F06 VDD_33 J11 VDD_33 C02 C/BE[0] F07 VDD_33 J12 VDD_33_AUX C03 AD5 F08 VDD_33 J13 VSSA C04 AD2 F09 VSS K01 C/BE[2] C05 AD1 F10 No ball K02 AD19 C06 REQ1 F11 VDD_15 K03 AD17 C07 REQ2 F12 VSS K04 No ball C08 REQ3 F13 VSSA K05 No ball C09 REQ5 G01 PAR K06 No ball C10 CLKOUT6 G02 SERR K07 No ball C11 CLKRUN_EN G03 PERR K08 No ball C12 VDDA_33 G04 No ball K09 No ball C13 REFCLK+ G05 VSS K10 No ball D01 AD11 G06 VDD_33 K11 VDD_33_COMB_IO D02 AD9 G07 VDD_33 K12 VDD_33_COMB D03 PCIR G08 VDD_15 K13 VDD_15 D04 No ball G09 VSSA L01 AD16 D05 No ball G10 No ball L02 AD20 Submit Documentation Feedback Overview 17 |