| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TDF8599BTH Arkusz danych(PDF) 52 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDF8599BTH Arkusz danych(HTML) 52 Page - NXP Semiconductors |
|
52 / 54 page ![]() TDF8599B_1 © NXP B.V. 2009. All rights reserved. Product data sheet Rev. 01 — 29 July 2009 52 of 54 continued >> NXP Semiconductors TDF8599B I2C-bus controlled dual channel class-D power amplifier 22. Tables Table 1. Quick reference data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Table 2. Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Table 3. Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Table 4. I2C-bus mode operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Table 5. Non-I2C-bus mode operation . . . . . . . . . . . . . . .7 Table 6. Mode setting pin OSCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Table 7. Oscillator modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Table 8. Operation mode selection with the MOD pin . .11 Table 9. Overview of protection types . . . . . . . . . . . . . .15 Table 10. Overview of TDF8599B protection circuits and amplifier states . . . . . . . . . . . . . . .17 Table 11. Available data on pins DIAG and CLIP . . . . . .18 Table 12. Interpretation of DC load detection bits . . . . . .20 Table 13. I2C-bus write address selection using pins MOD and ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 14. Instruction byte descriptions . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 15. Phase shift bit settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 16. Description of data bytes . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 17. Limiting values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 18. Thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 19. Static characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 20. Switching characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 21. Dynamic characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 22. Filter component values . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 23. SnPb eutectic process (from J-STD-020C) . . . 48 Table 24. Lead-free process (from J-STD-020C) . . . . . . 48 Table 25. Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Table 26. Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 23. Figures Fig 1. Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Fig 2. Heatsink up (top view) pin configuration TDF8599BTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Fig 3. Mode selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Fig 4. Clock frequency as a function of Rosc . . . . . . . . . .8 Fig 5. Master and slave configuration . . . . . . . . . . . . . . .8 Fig 6. Spread spectrum mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Fig 7. Spread spectrum operation in Master mode . . . . .9 Fig 8. Phase lock operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Fig 9. AD/BD modulation switching circuit . . . . . . . . . . .12 Fig 10. AD modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Fig 11. BD modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Fig 12. Master and slave operation with 1 ⁄2 p phase shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Fig 13. Parallel mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Fig 14. DC offset protection and diagnostic output . . . . .16 Fig 15. Diagnostic output for short circuit conditions . . . .18 Fig 16. DC load detection circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Fig 17. DC load detection procedure . . . . . . . . . . . . . . . .19 Fig 18. DC load detection limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Fig 19. Recommended start-up sequence with DC load detection enabled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Fig 20. Start-up and shutdown timing in I2C-bus mode with DC load detection . . . . . . . . . . . . . . . .22 Fig 21. Start-up and shutdown timing in non-I2C-bus mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Fig 22. I2C-bus start and stop conditions. . . . . . . . . . . . .24 Fig 23. Data bits sent from Master microprocessor (Mmp). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Fig 24. I2C-bus write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Fig 25. I2C-bus read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Fig 26. Po as a function of VP in stereo mode with THD = 0.5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Fig 27. Po as a function of VP in stereo mode with THD = 10 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Fig 28. Po as a function of VP in parallel mode with THD = 0.5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Fig 29. Po as a function of VP parallel mode with THD = 10 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Fig 30. THD + N as a function of output power with a 2 W load; VP = 14.4 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Fig 31. THD + N as a function of output power with a 4 W load; VP = 14.4 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Fig 32. THD + N as a function of output power with a 2 W load; VP = 24 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Fig 33. THD + N as a function of output power with a 4 W load; VP = 24 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Fig 34. THD + N as a function of frequency with a 2 W load, BD modulation; VP = 14.4 V . . . . . . . . 38 Fig 35. THD + N as a function of frequency with a 4 W load, BD modulation; VP = 14.4 V . . . . . . . . 38 Fig 36. THD + N as a function of frequency with a 2 W load, BD modulation; VP = 24 V . . . . . . . . . . 39 Fig 37. Gain as a function of frequency. . . . . . . . . . . . . . 39 Fig 38. Output power as a function of supply voltage with a 2 W load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Fig 39. Output power as a function of supply voltage with a 4 W load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Fig 40. Channel separation as a function of frequency with 1 W output power, BD modulation . . . . . . . . 40 |