| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L3936AN Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L3936AN Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 15 page ![]() 0016572 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.65 0.104 a1 0.1 0.3 0.004 0.012 b 0.35 0.49 0.014 0.019 b1 0.23 0.32 0.009 0.013 C 0.5 0.020 c1 45 ° (typ.) D 17.7 18.1 0.697 0.713 E 10 10.65 0.394 0.419 e 1.27 0.050 e3 16.51 0.65 F 7.4 7.6 0.291 0.299 L 0.4 1.27 0.016 0.050 S8 ° (max.) SO28 PACKAGE MECHANICAL DATA L3916A - L3926A - L3936A 13/15 |