| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MCP73831-2ACI/OT Arkusz danych(PDF) 2 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP73831-2ACI/OT Arkusz danych(HTML) 2 Page - Microchip Technology |
|
2 / 28 page ![]() MCP73831/2 DS21984E-page 2 © 2008 Microchip Technology Inc. Functional Block Diagram + - REFERENCE GENERATOR VREF(1.22V) VBAT VDD STAT PROG VBAT G=0.001 VSS DIRECTION CONTROL 477 k Ω 255 k Ω UVLO + - + - SHDN DIRECTION CONTROL 0.5 mA PRECONDITION 6mA 6mA + - TERMINATION + - 43.6 k Ω + - CA 3.9 k Ω 111 k Ω 190 k Ω 7k Ω 15 k Ω 182.3 k Ω 111 k Ω CHARGE + - + - VA 89 k Ω 361 k Ω 100 k Ω 0.5 mA VDD MCP73831 ONLY |