| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AT91SAM9G45 Arkusz danych(PDF) 13 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AT91SAM9G45 Arkusz danych(HTML) 13 Page - ATMEL Corporation |
|
13 / 54 page ![]() 13 6438CS–ATARM–13-Oct-09 AT91SAM9G45 C13 D10 H4 PE13 M13 PB27 U4 PB3 C14 D6 H5 PE5 M14 VDDIOM0 U5 PB7 C15 D2 H6 PE7 M15 DDR_D14 U6 PB17 C16 GNDIOM H7 PE9 M16 DDR_D15 U7 PD7 C17 A18 H8 PE10 M17 DDR_A0 U8 PD10 C18 A12 H9 GNDCORE M18 DDR_A2 U9 PD14 D1 XOUT32 H10 GNDIOP N1 PA3 U10 TCK D2 PD20 H11 VDDCORE N2 PA9 U11 VDDOSC D3 GNDBU H12 GNDIOM N3 PA12 U12 GNDOSC D4 VDDBU H13 GNDIOM N4 PA15 U13 PB10 D5 PC24 H14 DDR_CS N5 PA16 U14 PB26 D6 PC18 H15 DDR_WE N6 PA17 U15 HHSDPB/DHSDP D7 PC13 H16 DDR_DQM1 N7 PB18 U16 HHSDMB/DHSDM D8 PC6 H17 DDR_CAS N8 PD6 U17 GNDUTMI D9 NWR1/NBS1 H18 DDR_NCLK N9 PD16 U18 VDDUTMIC D10 NANDOE J1 PE19 N10 NTRST V1 PA31 D11 DQM1 J2 PE16 N11 PB9 V2 PB1 D12 D14 J3 PE14 N12 PB24 V3 PB2 D13 D9 J4 PE15 N13 PB28 V4 PB5 D14 D5 J5 PE12 N14 DDR_D13 V5 PB15 D15 D1 J6 PE17 N15 DDR_D8 V6 PD3 D16 VDDIOM1 J7 PE18 N16 DDR_D9 V7 PD5 D17 A11 J8 PE20 N17 DDR_D11 V8 PD12 D18 A10 J9 GNDCORE N18 DDR_D12 V9 PD17 E1 PD21 J10 GNDCORE P1 PA11 V10 TDO E2 TSADVREF J11 GNDIOP P2 PA13 V11 XOUT E3 VDDANA J12 GNDIOM P3 PA19 V12 XIN E4 JTAGSEL J13 GNDIOM P4 PA21 V13 VDDPLLUTMI E5 TST J14 DDR_A12 P5 PA23 V14 VDDIOP2 E6 PC23 J15 DDR_A13 P6 PB12 V15 HFSDPB/DFSDP E7 PC16 J16 DDR_CKE P7 PB19 V16 HFSDMB/DFSDM E8 PC8 J17 DDR_RAS P8 PD8 V17 VDDUTMII E9 PC1 J18 DDR_CLK P9 PD28 V18 VBG Table 4-1. AT91SAM9G45 Pinout for 324-ball BGA Package Pin Signal Name Pin Signal Name Pin Signal Name Pin Signal Name |